kurzhubzylinder typ AC10D-04 kolbendurchmesser 10mm , doppeltwirkend abbildungen unverbindlich, konstruktions-, ma?- und werkstoff?nderungen vorbehalten sfs -fluid systeme gmbh 1.10. 00.30.1 kenngr?ssen allgemein bauart kompaktzylinder, doppeltwirkend, stangendeckel mittels sicherungsring fixiert kolbendurchmesser 10 mm hubl?nge 4 mm bet?tigung pneumatisch rckstellung pneumatisch anschlu? m3 innengewinde, anschlu?tllen (zubeh?r) bitte getrennt bestellen umgebungstemperatur -20c bis +80c mediumstemperatur -20c bis +80c werkstoff geh?use aluminium eloxiert, kolben und deckel messing, kolbenstange edelstahl, dichtungen perbunan (nbr) bzw. polyurethan (pur), tllen messing vernickelt endlagend?mpfung keine befestigungsart ber befestigungsbohrungen (siehe zeichnung) einbaulage beliebig magnetabtastung keine pneumatisch steuermedium gefilterte, ge?lte oder unge?lte druckluft arbeitsdruckbereich 1 bis 10 bar klemmkraft 42 n bei 6 bar typ bestell-nr. kolbenstange n gewicht (ca. g) AC10D-04-sk 90 000 278 spitze kurz 21.5 20 AC10D-04-sl 90 000279 spitze lang 25.5 20 AC10D-04-rk 90 000 280 riffel kurz 21.5 20 AC10D-04-rl 90 000 281 riffel lang 25.5 20 AC10D-04-m3 90 000 273 m3 innengewinde 22.5 20 zubeh?r: anschlu?tllen mit m3 au?engewinde und schlauchanschlu? fr pa bzw. pu- schlauch tlle fr schlauch- innendurchmesser bestell-nr. flachdichtung fr gewinde bestell-nr. 1.5 bis 2 mm 10 000 931 m 3 10 000 934
|